Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
U1ZB7.5 Fiches technique(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
U1ZB7.5 Fiches technique(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 5 page U1ZB6.8~U1ZB390 2001-07-11 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C) ZENER CHARACTERISTICS FORWARD VOLTAGE REVERSE CURRENT ZENER VOLTAGE VZ (V) ZENER IMPEDANCE rd (Ω) TEMPERATURE COEFFICIENT OF ZENER VOLTAGE αT (mV / °C) VF (V) IR (µA) TYPE MIN TYP. MAX MAX MEASURE- MENT CURRENT IZ (mA) TYP. MAX MAX MEASURE− MENT CURRENT IF (A) MAX MEASURE− MENT VOLTAGE VR (V) U1ZB6.8 6.2 6.8 7.4 60 10 3 4 1.2 0.2 10 3 U1ZB7.5 6.8 7.5 8.3 30 10 4 5 1.2 0.2 10 4.5 U1ZB8.2 7.4 8.2 9.1 30 10 4 6 1.2 0.2 10 4.9 U1ZB9.1 8.2 9.1 10.1 30 10 5 8 1.2 0.2 10 5.5 U1ZB10 9.0 10 11.0 30 10 6 9 1.2 0.2 10 6 U1ZB11 9.9 11 12.1 30 10 7 11 1.2 0.2 10 7 U1ZB12 10.8 12 13.2 30 10 8 13 1.2 0.2 10 8 U1ZB13 11.7 13 14.3 30 10 9 14 1.2 0.2 10 9 U1ZB15 13.5 15 16.5 30 10 11 17 1.2 0.2 10 10 U1ZB16 14.4 16 17.6 30 10 12 19 1.2 0.2 10 11 U1ZB18 16.2 18 19.8 30 10 14 23 1.2 0.2 10 13 U1ZB20 18.0 20 22.0 30 10 16 26 1.2 0.2 10 14 U1ZB22 19.8 22 24.2 30 10 18 28 1.2 0.2 10 16 U1ZB24 21.6 24 26.4 30 10 20 32 1.2 0.2 10 17 U1ZB27 24.3 27 29.7 30 10 23 36 1.2 0.2 10 19 U1ZB30 27.0 30 33.0 30 10 25 40 1.2 0.2 10 21 U1ZB33 29.7 33 36.3 30 10 26 41 1.2 0.2 10 26.4 U1ZB36 32.4 36 39.6 30 9 28 45 1.2 0.2 10 28.8 U1ZB43 38.7 43 47.3 40 7 33 53 1.2 0.2 10 34.4 U1ZB47 42.3 47 51.7 65 6 38 60 1.2 0.2 10 37.6 U1ZB51 45.9 51 56.1 65 6 43 68 1.2 0.2 10 40.8 U1ZB68 61.2 68 74.8 120 4 57 90 1.2 0.2 10 54.4 U1ZB75 67.5 75 82.5 150 4 66 104 1.2 0.2 10 60 U1ZB82 73.8 82 90.2 170 3 71 113 1.2 0.2 10 65.4 U1ZB100 90 100 110 300 3 87 138 1.2 0.2 10 80 U1ZB110 99 110 121 300 3 96 152 1.2 0.2 10 88 U1ZB150 135 150 165 450 2 136 212 1.2 0.2 10 120 U1ZB180 162 180 198 500 1.5 161 255 1.2 0.2 10 144 U1ZB200 180 200 220 170 269 160 U1ZB200−Y 190 200 210 170 269 160 U1ZB200−Z 200 210 220 500 0.5 178 286 1.2 0.2 10 168 U1ZB220 198 220 242 200 309 176 U1ZB220−Y 210 220 230 200 309 176 U1ZB220−Z 220 230 240 5000 0.5 207 320 1.2 0.2 10 184 U1ZB240 216 240 264 215 325 192 U1ZB240−Y 230 240 250 215 325 216 U1ZB240−Z 240 250 260 5000 0.5 225 338 1.2 0.2 10 225 |
Numéro de pièce similaire - U1ZB7.5 |
|
Description similaire - U1ZB7.5 |