Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TMP320R2811GHHQ Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
TMP320R2811GHHQ Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 147 page Contents 5 June 2004 SPRS257 6.25 External Interface Ready-on-Read Timing With One External Wait State 118 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.26 External Interface Ready-on-Write Timing With One External Wait State 121 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.27 XHOLD and XHOLDA 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.28 XHOLD/XHOLDA Timing 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29 On-Chip Analog-to-Digital Converter 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.1 ADC Absolute Maximum Ratings† 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.2 ADC Electrical Characteristics Over Recommended Operating Conditions 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.3 Current Consumption for Different ADC Configurations (at 25-MHz ADCCLK) 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.4 ADC Power-Up Control Bit Timing 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.5 Detailed Description 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.6 Sequential Sampling Mode (Single-Channel) (SMODE = 0) 131 . . . . . . . . . . . . . . . 6.29.7 Simultaneous Sampling Mode (Dual-Channel) (SMODE = 1) 133 . . . . . . . . . . . . . . 6.29.8 Definitions of Specifications and Terminology 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30 Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Timing 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30.1 McBSP Transmit and Receive Timing 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30.2 McBSP as SPI Master or Slave Timing 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Migration From F281x Devices 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mechanical Data 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Ball Grid Array (BGA) 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Plastic Ball Grid Array 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Low-Profile Quad Flatpacks (LQFPs) 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Numéro de pièce similaire - TMP320R2811GHHQ |
|
Description similaire - TMP320R2811GHHQ |