Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ES1A Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce ES1A
Description  Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ES1A Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ES1A_15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ES1A_15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ES1A ... ES1J
ES1A ... ES1J
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Superschnelle SMD-Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad
IFAV = 1 A
VF1 < 0.92 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...600 V
IFSM = 30/33 A
trr
< 15...35 ns
Version 2015-10-22
~ SMA / ~ DO-214AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies
High efficient switching stages
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Standardausführung 1)
Features
Extremely low reverse recovery time
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Extrem niedrige Sperrverzugszeit
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
7500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.07 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings and Characteristics 2)
Grenz- und Kennwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
ES1A
50
50
ES1B
100
100
ES1C
150
150
ES1D
200
200
ES1F
300
300
ES1G
400
400
ES1J
600
600
Max. average forward rectified current – Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TT = 100°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
6 A 3)
Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 50/60 Hz
TA = 25°C
IFSM
30/33 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 70 K/W 4)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 30 K/W
Typ. junction capacitance – Typ. Sperrschichtkapazitat
VR = 4 V
Cj
10 pF
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
4
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1
± 0.3
4.5± 0.3
5
± 0.2
Pb
RoHS


Numéro de pièce similaire - ES1A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
ES1A WINNERJOIN-ES1A_15 Datasheet
158Kb / 1P
   SURFACE MOUNTED SUPER FAST RECTIFIER
logo
Rugao Dachang Electroni...
ES1A DACHANG-ES1A_15 Datasheet
122Kb / 2P
   Surface Mount Super Fast Recover Rectifiers
logo
GOOD-ARK Electronics
ES1A GOOD-ARK-ES1A_15 Datasheet
170Kb / 2P
   Super Fast Surface Mount Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 1.0 Ampere
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
ES1A BILIN-ES1A_15 Datasheet
149Kb / 3P
   Surface Mount Rectifiers
More results

Description similaire - ES1A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
UGB8AT DIOTEC-UGB8AT Datasheet
162Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES2ASMA DIOTEC-ES2ASMA_17 Datasheet
155Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A_18 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES3A DIOTEC-ES3A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
MUR860 DIOTEC-MUR860 Datasheet
176Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
UFT800A DIOTEC-UFT800A_17 Datasheet
168Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L Datasheet
148Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L_18 Datasheet
137Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_17 Datasheet
149Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_16 Datasheet
135Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com