Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GZF13C Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce GZF13C
Description  Zener Diodes
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GZF13C Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  GZF13C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GZF13C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GZF13C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GZF13C Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GZF13C Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GZF13C Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
VISHAY
GZF3V6C to GZF91C
Document Number 85769
Rev. 1.7, 28-Jan-04
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Typical Characteristics (Tamb = 25 °C unless otherwise specified)
Figure 1. Forward characteristics
Figure 2. Admissible Power Dissipation vs. Ambient Temperature
Figure 3. Capacitance vs. Zener Voltage
17364
IF
VF
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1V
10
10
10
10
10
10
10
10
1
-1
-2
-3
-4
-5
2
3
mA
TJ =25°C
TJ = 100 °C
Ptot
mW
800
600
400
200
0
200 °C
100
Tamb
17365
1
23 4 5
10
23 4 5
100 V
VZ
10
2
3
4
5
7
100
2
3
4
5
7
1000
pF
Ctot
TJ =25°C
VR =2V
VR =1V
VR =1V
VR =2V
17366


Numéro de pièce similaire - GZF13C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GZF13C BILIN-GZF13C Datasheet
134Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Shenzhen Luguang Electr...
GZF13C LUGUANG-GZF13C Datasheet
187Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GZF13C BILIN-GZF13C Datasheet
247Kb / 5P
   ZENER DIODES
More results

Description similaire - GZF13C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com