Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74CBTU4411ZSTR Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74CBTU4411ZSTR Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments |
4 / 21 page 4 SN74CBTU4411 SCDS192A – APRIL 2005 – REVISED FEBRUARY 2016 www.ti.com Product Folder Links: SN74CBTU4411 Submit Documentation Feedback Copyright © 2005–2016, Texas Instruments Incorporated Pin Functions (continued) PIN I/O DESCRIPTION NAME NO. TC B1 I Termination control input DQS_EN A2 I D10 port output voltage control H0 B5 I/O H port0 H1 B8 I/O H port1 H2 B10 I/O H port2 H3 D10 I/O H port3 H4 G10 I/O H port4 H5 K10 I/O H port5 H6 K8 I/O H port6 H7 K5 I/O H port7 H8 K3 I/O H port8 H9 J2 I/O H port9 H10 F2 I/O H port10 0D0 A4 I/O D0 port0 1D0 A5 I/O D0 port1 2D0 A6 I/O D0 port2 3D0 B6 I/O D0 port3 0D1 B7 I/O D1 port0 1D1 A7 I/O D1 port1 2D1 A8 I/O D1 port2 3D1 A9 I/O D1 port3 0D2 A10 I/O D2 port0 1D2 A11 I/O D2 port1 2D2 B11 I/O D2 port2 3D2 C11 I/O D2 port3 0D3 C10 I/O D3 port0 1D3 D11 I/O D3 port1 2D3 E10 I/O D3 port2 3D3 E11 I/O D3 port3 0D4 F11 I/O D4 port0 1D4 G11 I/O D4 port1 2D4 H10 I/O D4 port2 3D4 H11 I/O D4 port3 0D5 J11 I/O D5 port0 1D5 J10 I/O D5 port1 2D5 K11 I/O D5 port2 3D5 L11 I/O D5 port3 0D6 K9 I/O D6 port0 1D6 L9 I/O D6 port1 2D6 L8 I/O D6 port2 3D6 L7 I/O D6 port3 0D7 K6 I/O D7 port0 1D7 L6 I/O D7 port1 2D7 L5 I/O D7 port2 3D7 L4 I/O D7 port3 0D8 K4 I/O D8 port0 |
Numéro de pièce similaire - SN74CBTU4411ZSTR |
|
Description similaire - SN74CBTU4411ZSTR |