Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS22F Fiches technique(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

No de pièce SS22F
Description  Surface MountSchottky Barrier Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Site Internet  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

SS22F Fiches technique(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  SS22F Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS22F Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS22F Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Numéro de pièce similaire - SS22F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SS22F ETC2-SS22F Datasheet
526Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
SS22F FOSHAN-SS22F Datasheet
950Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier, Reverse Voltage:20 to 200 V, Forward Current:2.0A, SMAF
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SS22F DAESAN-SS22F Datasheet
431Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
SS22F CHENDA-SS22F Datasheet
628Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS22F ZSELEC-SS22F Datasheet
87Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Description similaire - SS22F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SS52F YFWDIODE-SS52F Datasheet
191Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SSL54F YFWDIODE-SSL54F Datasheet
195Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SS52BF YFWDIODE-SS52BF Datasheet
164Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
DS32W YFWDIODE-DS32W Datasheet
84Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SS12F YFWDIODE-SS12F Datasheet
163Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SSL34F YFWDIODE-SSL34F Datasheet
89Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SSL12F YFWDIODE-SSL12F Datasheet
190Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SS32BF YFWDIODE-SS32BF Datasheet
87Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
DS22W YFWDIODE-DS22W Datasheet
81Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
SS32F YFWDIODE-SS32F Datasheet
173Kb / 3P
   Surface MountSchottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com