Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD103AWS Fiches technique(PDF) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

No de pièce SD103AWS
Description  Schottky Barrier Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

SD103AWS Fiches technique(HTML) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  SD103AWS Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. SD103AWS Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. SD103AWS Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Schottky Barrier Diode
SD103AWS/SD103BWS/SD103CWS
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package
SOD-323
SOLDERING FOOTPRINT
Unit :mm
PACKAGE INFORMATION
Device
Package
Shipping
SD103AWS-SD103CWS
SOD-323
3000/Tape&Reel
SOD-323
Dim
Min
Max
A
1.60
1.80
B
1.20
1.40
C
0.9 Max
D
0.30 Typical
E
0.22
0.42
H
0.02
0.1
J
0.1 Typical
K
2.55
2.75
All Dimensions in mm
1.60
0.63
0.83
2.85
D
A
K
C
B
H
J
E
2014-03 01版
http://www.microdiode.com


Numéro de pièce similaire - SD103AWS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SD103AWS PANJIT-SD103AWS Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Shanghai Shunye Electro...
SD103AWS SHUNYE-SD103AWS Datasheet
810Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
logo
Dc Components
SD103AWS DCCOM-SD103AWS Datasheet
261Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SD103AWS BILIN-SD103AWS Datasheet
274Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
logo
Micro Commercial Compon...
SD103AWS MCC-SD103AWS Datasheet
173Kb / 3P
   400mW Small Signal Schottky Diode 20 to 40 Volts
More results

Description similaire - SD103AWS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com