Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TS820-600B Fiches technique(PDF) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No de pièce TS820-600B
Description  8A SCR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TS820-600B Fiches technique(HTML) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TS820-600B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS820-600B Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TN8, TS8 and TYNx08 Series
8/9
PACKAGE MECHANICAL DATA
IPAK (Plastic)
TO-220AB (Plastic - with notches)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A3
0.7
1.3
0.027
0.051
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
B3
0.85
0.033
B5
0.3
0.035
B6
0.95
0.037
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
15.9
16.3
0.626
0.641
L
9
9.4
0.354
0.370
L1
0.8
1.2
0.031
0.047
L2
0.8
1
0.031
0.039
V1
10°
10°
H
L
L1
G
B5
B
V1
D
C
A1
A3
A
C2
B3
B6
L2
E
B2
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M
www.kersemi.com
资料提供:可控硅在线 http://www.kkg.com.cn


Numéro de pièce similaire - TS820-600B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
TS820-600B STMICROELECTRONICS-TS820-600B Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TS820-600B STMICROELECTRONICS-TS820-600B Datasheet
160Kb / 13P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TS820-600B KERSEMI-TS820-600B Datasheet
487Kb / 9P
   8A SCRs
logo
STMicroelectronics
TS820-600B-TR STMICROELECTRONICS-TS820-600B-TR Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600B-TR TGS-TS820-600B-TR Datasheet
102Kb / 1P
   8A SCRs
More results

Description similaire - TS820-600B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
8P2SMA NEC-8P2SMA Datasheet
238Kb / 6P
   8A MOLD ISOLATED SCR
logo
International Rectifier
IRKT250-16 IRF-IRKT250-16 Datasheet
157Kb / 6P
   SCR / SCR and SCR / DIODE
logo
Vishay Siliconix
VS-VSK170PBF VISHAY-VS-VSK170PBF Datasheet
323Kb / 13P
   SCR/SCR and SCR/Diode
Revision: 17-Jul-14
VS-VSKT230-16 VISHAY-VS-VSKT230-16 Datasheet
218Kb / 10P
   SCR/SCR and SCR/Diode
Revision: 17-Jul-14
logo
STMicroelectronics
TYN682 STMICROELECTRONICS-TYN682 Datasheet
59Kb / 4P
   SCR
BTW69 STMICROELECTRONICS-BTW69 Datasheet
74Kb / 5P
   SCR
logo
Unisonic Technologies
X0202-TO-92 UTC-X0202-TO-92 Datasheet
169Kb / 4P
   SCR
logo
WeEn Semiconductors
BT151-650LTN WEEN-BT151-650LTN Datasheet
373Kb / 11P
   SCR
NCR100Q-6M WEEN-NCR100Q-6M Datasheet
401Kb / 11P
   SCR
NCR100W-12M WEEN-NCR100W-12M Datasheet
225Kb / 15P
   SCR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com