Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ML1A Fiches technique(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce ML1A
Description  Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ML1A Fiches technique(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  ML1A_15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ML1A_15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ML1A ... ML1M
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage
Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 1 A
VF
< 1.1 V
Leakage current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 125°C
VR = VRRM
VR = VRRM
IR
IR
< 5 µA
< 50 µA
Typical reverse recovery time
Typische Sperrverzugszeit
IF = 0.5 A through/über
IR = 1 A to IR = 0.25 A
trr
1.5 µs
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 75 K/W 1)
Typical Junction Capacitance
Typische Sperrschichtkapazitat
VR = 0 V
f = 1 MHz
CJ
15 pF
1
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
120
100
80
60
40
20
0
[%]
I
FAV
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
30a-(1a-1.2v)


Numéro de pièce similaire - ML1A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Marki Microwave
ML1-0110SM MARKIMICROWAVE-ML1-0110SM Datasheet
373Kb / 6P
   MICROLITHIC??DOUBLE-BALANCED MIXER
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
ML100-54-F-A025-SET PF-ML100-54-F-A025-SET Datasheet
1Mb / 6P
   Retroreflective sensor
ML100-55-2519 PF-ML100-55-2519 Datasheet
1Mb / 5P
   Retroreflective sensor
ML100-55-3704 PF-ML100-55-3704 Datasheet
1Mb / 5P
   Retroreflective sensor
ML100-55-5575 PF-ML100-55-5575 Datasheet
1Mb / 4P
   Retroreflective sensor
More results

Description similaire - ML1A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
S3A DIOTEC-S3A_13 Datasheet
106Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
SM4001 DIOTEC-SM4001_13 Datasheet
112Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
SL1A DIOTEC-SL1A_13 Datasheet
108Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
S2AB SUNMATE-S2AB Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
SA2A SUNMATE-SA2A Datasheet
323Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
SOD4001 SUNMATE-SOD4001 Datasheet
322Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
S1A SUNMATE-S1A Datasheet
383Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
M1-M7 SUNMATE-M1-M7 Datasheet
490Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
S1AB SUNMATE-S1AB Datasheet
330Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SL1A DIOTEC-SL1A Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
S5A DIOTEC-S5A_13 Datasheet
113Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com