Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC847PN Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BC847PN
Description  NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC847PN Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BC847PN Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC847PN Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC847PN Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC847PN Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC847PN Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC847PN Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BC847PN
Jul-02-2001
4
Total power dissipation
Ptot = f (TS)
0
20
40
60
80
100
120 °C
150
TS
0
50
100
150
200
mW
300
Permissible Pulse Load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load
RthJS = f (tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0


Numéro de pièce similaire - BC847PN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BC847PN SIEMENS-BC847PN Datasheet
229Kb / 6P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array (For AF input stages and driver applications High current gain Low collector-emitter saturation voltage)
logo
Diodes Incorporated
BC847PN DIODES-BC847PN Datasheet
458Kb / 6P
   COMPLEMENTARY PAIR SMALL SIGNAL TRANSISTOR
BC847PN DIODES-BC847PN Datasheet
46Kb / 3P
   COMPLEMENTARY PAIR SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30278 Rev. 2 - 2
logo
Diotec Semiconductor
BC847PN DIOTEC-BC847PN Datasheet
186Kb / 2P
   SMD General Purpose NPN/PNP Transistors
logo
Diodes Incorporated
BC847PN DIODES-BC847PN Datasheet
221Kb / 4P
   COMPLEMENTARY PAIR SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30278 Rev. 8 - 2
More results

Description similaire - BC847PN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BC846PN INFINEON-BC846PN Datasheet
59Kb / 6P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
2007-04-20
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CH817UPNPT CHENMKO-CH817UPNPT Datasheet
95Kb / 4P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
logo
Infineon Technologies A...
BC846UPN INFINEON-BC846UPN Datasheet
151Kb / 6P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
Aug-21-2002
SMBTA06UPN INFINEON-SMBTA06UPN Datasheet
142Kb / 5P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
Aug-21-2002
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHT06UPNPT CHENMKO-CHT06UPNPT Datasheet
98Kb / 5P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Array
logo
Infineon Technologies A...
SMBTA06UPN INFINEON-SMBTA06UPN_11 Datasheet
533Kb / 7P
   NPN / PNP Silicon AF Transistor Array
2011-10-05
BCM856S INFINEON-BCM856S Datasheet
191Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistor Array
Aug-30-2002
BC856U INFINEON-BC856U Datasheet
58Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor Array
Nov-29-2001
BC857S INFINEON-BC857S Datasheet
57Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor Array
Nov-29-2001
BCM856S INFINEON-BCM856S_07 Datasheet
92Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistor Array
2007-04-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com