Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

JZDW1616 Fiches technique(PDF) 1 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

No de pièce JZDW1616
Description  Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
Site Internet  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JZDW1616 Fiches technique(HTML) 1 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  JZDW1616 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1. 芯片特征
(1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
(2) 单台面外沟槽工艺
(3) VRRM≥1600V
(4) 正面金属层:AL或Ti-Ni-Ag
(5) 背面金属层:Ti-Ni-Ag
(1) 4.3mm×4.3mm
3. 主要用途
(1) 整流电源
(2) 其他整流应用
4. 产品极限参数
符号
单位
数值
VRRM
V
1600
VRSM
V
1700
IF(AV)
A
16
IFSM
A
190
I
2t
A
2s
180
Tj
-40~150
5. 其他检查标准
最小值平均值
最大值
0.1
1.2
VF
V
-
0.9
1
6.芯片结构
符号 单位 尺寸
U
mm 4.3±0.05
W
mm 3.4±0.1
X
mm 3.3±0.1
Y
μm 300±10
Z
μm 140±20
μm
7±1
μm 1.5~2.0
名称
AL金属层厚度
说明
Jiangsu JieJie Micro-electronic Co., Ltd.
                http://www.jjwdz.com
芯片厚度
(1) 玻璃裂纹
沟槽尺寸
金属尺寸
沟槽深度
反向不重复峰值电压
Ti-Ni-Ag金属层厚度
芯片尺寸
IR
反向漏电流
正向压降
外观检验
(2) 金属层侵蚀
IF=5A,Tj=25℃,芯片测试
结温范围
JZDW1616
高压整流二极管芯片(芯片代码:DVW16M1A/DVW16M2A)
正向平均电流
反向重复峰值电压
tp=10ms, sin 180°,Tj=150°C
正向浪涌电流
参数名称
Tj=25°C,IRRM=5uA
Tj=25°C,IRSM=5uA
2. 芯片尺寸
单位
检验数量
标准数值
TS=80°C,Tj=150°C
全数
VR=1600V
Tj=25℃
Tj=145℃
测试条件
电流时间积分
参数名称
mA
抽检(5%)
Tj = 150 °C, tp=10ms, sin 180°
测试条件
符号
A
K
1/1


Numéro de pièce similaire - JZDW1616

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JZDW1016 JIEJIE-JZDW1016 Datasheet
109Kb / 1P
   Diode
JZDW11016 JIEJIE-JZDW11016 Datasheet
109Kb / 1P
   Diode
JZDW12016 JIEJIE-JZDW12016 Datasheet
108Kb / 1P
   Diode
JZDW14016 JIEJIE-JZDW14016 Datasheet
108Kb / 1P
   Diode
JZDW17516 JIEJIE-JZDW17516 Datasheet
108Kb / 1P
   Diode
More results

Description similaire - JZDW1616

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDD-160 SEMPO-SMDD-160 Datasheet
45Kb / 1P
   Diode-Diode Module
SMDD-70 SEMPO-SMDD-70 Datasheet
49Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD320 SIRECTIFIER-SDD320 Datasheet
255Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD190 SIRECTIFIER-SDD190 Datasheet
727Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD165 SIRECTIFIER-SDD165 Datasheet
740Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
Naina Semiconductor ltd...
100NDD NAINA-100NDD Datasheet
137Kb / 2P
   Diode ??Diode Module
160NDD NAINA-160NDD Datasheet
130Kb / 2P
   Diode - Diode Module
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDD-50 SEMPO-SMDD-50 Datasheet
77Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
SMDD-90H SEMPO-SMDD-90H Datasheet
42Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
SDD100 ETC2-SDD100 Datasheet
996Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
MAA-100 SEMPO-MAA-100 Datasheet
72Kb / 2P
   Diode-Diode Module
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com