Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SA1979S Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp |
|
2SA1979S Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp |
1 / 4 page KST-2035-002 1 2SA1979S PNP Silicon Transistor Description • Medium power amplifier Features • Large collector current : ICMax=-500mA • Suitable for low-Voltage operation because of its low saturation voltage • Complementary pair with 2SC5342S Ordering Information Type NO. Marking Package Code 2SA1979S AA SOT-23 : hFE rank Outline Dimensions unit : mm S Seem miiccoon nd du uccttoorr PIN Connections 1. Base 2. Emitter 3. Collector 2.3~2.5 1.2~1.4 0.45~0.60 3 1 2 0.2 Min. |
Numéro de pièce similaire - 2SA1979S |
|
Description similaire - 2SA1979S |