Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C6V2RL Fiches technique(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
BZX55C6V2RL Fiches technique(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 10 page Zener Voltage Regulator IF V I IR IZT VR VZ VF BZX55C2V4RL Series http://onsemi.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TL = 30°C unless otherwise noted, VF = 1.5 V Max @ IF = 100 mA for all types) Symbol Parameter VZ Reverse Zener Voltage @ IZT IZT Reverse Current ZZT Maximum Zener Impedance @ IZT QVBR Temperature Coefficient of VBR (Typical) IR Reverse Leakage Current (TA = 25°C) @ VR VR Breakdown Voltage IF Forward Current VF Forward Voltage @ IF C Capacitance (Typical) |
Numéro de pièce similaire - BZX55C6V2RL |
|
Description similaire - BZX55C6V2RL |