Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1428EDH Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SI1428EDH
Description  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1428EDH Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI1428EDH Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI1428EDH Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
L
c
E
E1
e
D
e1
A2 A
A1
1
-A-
b
-B-
23
65
4
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71154
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC70: 6LEADS
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.90
1.10
0.035
0.043
A1
0.10
0.004
A2
0.80
1.00
0.031
0.039
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.25
0.004
0.010
D
1.80
2.00
2.20
0.071
0.079
0.087
E
1.80
2.10
2.40
0.071
0.083
0.094
E1
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65BSC
0.026BSC
e1
1.20
1.30
1.40
0.047
0.051
0.055
L
0.10
0.20
0.30
0.004
0.008
0.012
7
_Nom
7
_Nom
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5550


Numéro de pièce similaire - SI1428EDH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1428EDH VISHAY-SI1428EDH Datasheet
265Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
More results

Description similaire - SI1428EDH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com