Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3464DV Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SI3464DV
Description  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI3464DV Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI3464DV Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI3464DV Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 65712
S10-0218-Rev. A, 25-Jan-10
Vishay Siliconix
Si3464DV
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
024
6
8
ID =7.5 A
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
9
18
27
36
45
0
1
1
1
0
0
.
00.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA =25
Single Pulse
100 ms
Limited by RDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 μs
10 ms
1s, 10s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
*V GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


Numéro de pièce similaire - SI3464DV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3464DV VISHAY-SI3464DV Datasheet
235Kb / 11P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Jan-10
SI3464DV VISHAY-SI3464DV Datasheet
256Kb / 11P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3464DV-T1-GE3 VISHAY-SI3464DV-T1-GE3 Datasheet
235Kb / 11P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Jan-10
SI3464DV-T1-GE3 VISHAY-SI3464DV-T1-GE3 Datasheet
256Kb / 11P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3464DV-T1-GE3 VBSEMI-SI3464DV-T1-GE3 Datasheet
476Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI3464DV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com