Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BTA16AG-6-SW-TF3-T Fiches technique(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

No de pièce BTA16AG-6-SW-TF3-T
Description  16A TRIACS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

BTA16AG-6-SW-TF3-T Fiches technique(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  BTA16AG-6-SW-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies BTA16AG-6-SW-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies BTA16AG-6-SW-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies BTA16AG-6-SW-TF3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BTA16A
TRIAC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R401-054.B
STATIC CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX UNIT
Peak On-State Voltage(Note 2)
VTM
ITM=22.5A, tp=380μs
TJ=25°C
1.55
V
Threshold Voltage(Note 2)
VTO
TJ=125°C
0.85
V
Dynamic Resistance(Note 2)
RD
TJ=125°C
25
mΩ
Repetitive Peak Off-State Current
IDRM
VDRM=VRRM
TJ=25°C
5
μA
IRRM
TJ=125°C
2
mA
Note: 1. Minimum IGT is guaranteed at 5% of IGT max.
2. For both polarities of MT2 referenced to MT1.


Numéro de pièce similaire - BTA16AG-6-SW-TF3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
BTA16AG-8-CW-TF3-T UTC-BTA16AG-8-CW-TF3-T Datasheet
169Kb / 4P
   16A TRIACS
More results

Description similaire - BTA16AG-6-SW-TF3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA16-800B TGS-BTA16-800B Datasheet
142Kb / 1P
   16A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT16 JIEJIE-ACJT16 Datasheet
358Kb / 5P
   16A TRIACs
logo
Unisonic Technologies
BTB16A UTC-BTB16A_15 Datasheet
169Kb / 4P
   16A TRIACS
BTB16A UTC-BTB16A Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTA16A UTC-BTA16A Datasheet
169Kb / 4P
   16A TRIACS
logo
SiPower Inc.
BTA16 SIPOWER-BTA16 Datasheet
1Mb / 6P
   16A Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA16 STMICROELECTRONICS-BTA16 Datasheet
99Kb / 9P
   16A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST139 JIEJIE-JST139 Datasheet
394Kb / 6P
   16A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB16-600B TGS-BTB16-600B Datasheet
87Kb / 1P
   16A TRIACS
logo
SiPower Inc.
BTA316X SIPOWER-BTA316X Datasheet
1Mb / 7P
   16A Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com