Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLR8743PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRLR8743PBF
Description  Ultra-Low Gate Impedance
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR8743PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLR8743PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR8743PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IRLR/U8743PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
VGS
TOP
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
2.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
BOTTOM
2.5V
0
2
4
6
8
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 15V
≤60µs PULSE WIDTH
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 25A
VGS = 10V


Numéro de pièce similaire - IRLR8743PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IRLR8743PBF INFINEON-IRLR8743PBF Datasheet
374Kb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
08/15/07
More results

Description similaire - IRLR8743PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF_15 Datasheet
270Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_15 Datasheet
291Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7805ZPBF IRF-IRF7805ZPBF_15 Datasheet
275Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com