Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL5Y7413CM Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRL5Y7413CM
Description  Simple Drive Requirements
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL5Y7413CM Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL5Y7413CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRL5Y7413CM
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R )D S S
I AS
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U .T
L
V DS
+
-
VDD
DR IV E R
A
15V
20V
.
VGS
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
8.0A
11.4A
18A


Numéro de pièce similaire - IRL5Y7413CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL5Y7413CM IRF-IRL5Y7413CM Datasheet
104Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
More results

Description similaire - IRL5Y7413CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRHSLNA57064 IRF-IRHSLNA57064_15 Datasheet
120Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHQ6110 IRF-IRHQ6110_15 Datasheet
264Kb / 14P
   Simple Drive Requirements
IRHQ9110 IRF-IRHQ9110_15 Datasheet
205Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA7264SE IRF-IRHNA7264SE_15 Datasheet
123Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA57163SE IRF-IRHNA57163SE_15 Datasheet
184Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHYS67230CM IRF-IRHYS67230CM_15 Datasheet
206Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67164 IRF-IRHNA67164_15 Datasheet
198Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67264 IRF-IRHNA67264_15 Datasheet
195Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA597160 IRF-IRHNA597160_15 Datasheet
185Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRLF120 IRF-IRLF120_15 Datasheet
312Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRLR8103VPBF IRF-IRLR8103VPBF_15 Datasheet
214Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com