Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6662PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6662PBF
Description  Application Specific MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6662PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF6662PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF6662PbF
www.irf.com
5
Fig 13. Typical Threshold Voltage vs.
Junction Temperature
Fig 12. Maximum Drain Current vs. Ambient Temperature
Fig 10. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig11. Maximum Safe Operating Area
Fig 14. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
0
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
100µsec
1msec
10msec
25
50
75
100
125
150
TA , Ambient Temperature (°C)
0
2
4
6
8
10
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0
1
10
100
1000
TJ = 150°C
TJ = 25°C
TJ = -40°C
VGS = 0V
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
ID = 100µA
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ID
TOP
1.6A
1.9A
BOTTOM 4.9A


Numéro de pièce similaire - IRF6662PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6662PBF IRF-IRF6662PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFET??Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF6662PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6668PBF IRF-IRF6668PBF_15 Datasheet
636Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6623TR1 IRF-IRF6623TR1 Datasheet
225Kb / 9P
   Application Specific MOSFETs
IRF6655PBF IRF-IRF6655PBF_15 Datasheet
277Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6604TR1 IRF-IRF6604TR1 Datasheet
635Kb / 13P
   Application Specific MOSFETs
IRF6645PBF IRF-IRF6645PBF_15 Datasheet
239Kb / 9P
   Application Specific MOSFETs
IRF6646PBF IRF-IRF6646PBF_15 Datasheet
655Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6608TR1 IRF-IRF6608TR1 Datasheet
187Kb / 9P
   Application Specific MOSFETs
logo
Infineon Technologies A...
IRF6648PBF INFINEON-IRF6648PBF Datasheet
560Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
2017-04-06
logo
International Rectifier
IRF6655TR1PBF IRF-IRF6655TR1PBF Datasheet
277Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF7805PBF IRF-IRF7805PBF_15 Datasheet
230Kb / 5P
   N Channel Application Specific MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com