Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5Y540CM Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5Y540CM
Description  Avalanche Energy Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y540CM Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF5Y540CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y540CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF5Y540CM
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
0
20
40
60
80
100
120
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
16A

V
= 20V
DS
V
= 50V
DS
V
= 80V
DS
1
10
100
1000
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 150 C
J
°

T = 25 C
J
°
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1ms
10ms
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)


Numéro de pièce similaire - IRF5Y540CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
More results

Description similaire - IRF5Y540CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310_15 Datasheet
244Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5M5210 IRF-IRF5M5210_15 Datasheet
115Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5N4905 IRF-IRF5N4905_15 Datasheet
121Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5NJ3315 IRF-IRF5NJ3315_15 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y3315CM IRF-IRF5Y3315CM_15 Datasheet
108Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF7Y1405CM IRF-IRF7Y1405CM_15 Datasheet
100Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF7YSZ44VCM IRF-IRF7YSZ44VCM_15 Datasheet
117Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5M3415 IRF-IRF5M3415_15 Datasheet
115Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM_15 Datasheet
110Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF7E3704 IRF-IRF7E3704_15 Datasheet
132Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com