Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


IR21363_15 Datasheet(Fiches technique) 10 Page - International Rectifier

Numéro de pièce IR21363_15
Description  3-PHASE BRIDGE DRIVER
Télécharger  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo 

 10 page
background image
IR21363(J&S)PbF
www.irf.com
10
0
300
600
900
1200
1500
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (
oC)
Typ.
Max.
Mi
n.
0
200
400
600
800
1000
3
3.5
4
4.5
5
EN Voltage (V)
Typ.
Max.
Min.
0
200
400
600
800
1000
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (
oC)
Typ.
Max.
Mi
n.
0
200
400
600
800
1000
10
12
14
16
18
20
Supply Voltage (V)
Typ.
Max.
Min.
Figure 8A. EN to Output Shutdown Time
vs. Temperature
Figure 8B. EN to Output Shutdown Time
vs. Supply Voltage
Figure 8C. EN to Output Shutdown Time
vs. EN Voltage
Figure 9A. ITRIP to Output Shutdown Time
vs. Temperature




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl