Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


MAX232CSE Datasheet(Fiches technique) 31 Page - Maxim Integrated Products

Numéro de pièce MAX232CSE
Description  5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Télécharger  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Site Internet  http://www.maxim-ic.com
Logo 

 31 page
background image
+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers
______________________________________________________________________________________
31
400k
VCC
400k
GND
+5V
+5V
+5V
+5V
+5V
40
16
1
µF
2
18
4
TA1OUT
TA1IN
TA3OUT
TA3IN
20
24
38
22
36
1
39
TB1OUT
TB1IN
TB3OUT
TB3IN
400k
+5V
17
3
TA2OUT
TA2IN
+5V
23
37
TB2OUT
TB2IN
400k
+5V
19
5
TA4OUT
TA4IN
+5V
21
35
TB4OUT
TB4IN
5k
5k
5k
5k
5k
5k
5k
5k
5k
5k
11 RA1IN
10 RA1OUT
12 RA2IN
9RA2OUT
13 RA3IN
8RA3OUT
14 RA4IN
7RA4OUT
15 RA5IN
6RA5OUT
29
30
28
31
27
32
26
33
25
34
RB1IN
RB1OUT
RB2IN
RB2OUT
RB3IN
RB3OUT
RB4IN
RB4OUT
RB5IN
RB5OUT
40
VCC
ENB
TB1IN
TB2IN
TB3IN
TB4IN
RB5OUT
RB4OUT
RB3OUT
RB2OUT
RB1OUT
RB1IN
RB2IN
RB3IN
RB4IN
RB5IN
TB1OUT
TB2OUT
TB3OUT
TB4OUT
39
38
37
36
35
34
33
32
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ENA
TA1IN
TA2IN
TA3IN
TA4IN
RA5OUT
RA4OUT
RA3OUT
RA2OUT
RA1OUT
RA1IN
RA2IN
RA3IN
RA4IN
RA5IN
TA1OUT
TA2OUT
TA3OUT
TA4OUT
GND
TOP VIEW
MAX246
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DIP
20
MAX246 FUNCTIONAL DESCRIPTION
10 RECEIVERS
5 A-SIDE RECEIVERS (RA5 ALWAYS ACTIVE)
5 B-SIDE RECEIVERS (RB5 ALWAYS ACTIVE)
8 TRANSMITTERS
4 A-SIDE TRANSMITTERS
4 B-SIDE TRANSMITTERS
2 CONTROL PINS
ENABLE A-SIDE (ENA)
ENABLE B-SIDE (ENB)
ENA
ENB
Figure 22. MAX246 Pin Configuration and Typical Operating Circuit




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
ADM2023EEMI/EMC-Compliant +-15 kV ESD-Protected RS-232 Line Drivers/Receivers 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
MAX2115-V MULTICHANNEL RS-232 LINE DRIVER / RECEIVER WITH +-15-KV ESD PROTECTION 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
CDB5376Multichannel Seismic Evaluation System 1 2 3 4 5 MoreCirrus Logic
CRD5376Multichannel Seismic Reference Design 1 2 3 4 5 MoreCirrus Logic
ADM3232E+-15 kV ESD Protected 3.3 V RS-232 Line Driver/Receiver 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
MAX33253V Dual RS-232 Transceiver with LCD Supply and Contrast Controller 1 2 3 4 5 MoreMaxim Integrated Products
HIN200+5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors 1 2 3 4 5 MoreHarris Corporation

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl