Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLR3636PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRLR3636PBF
Description  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR3636PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLR3636PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR3636PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRLR/U3636PbF
6
www.irf.com
Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 16. Threshold Voltage vs. Temperature
Fig. 19 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig. 18 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig. 20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
-75 -50 -25 0
25 50 75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 100µA
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
2
4
6
8
10
12
14
IF = 20A
VR = 51V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
IF = 30A
VR = 51V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
50
100
150
200
250
300
350
IF = 20A
VR = 51V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
50
100
150
200
250
300
350
IF = 30A
VR = 51V
TJ = 25°C
TJ = 125°C


Numéro de pièce similaire - IRLR3636PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR3636PBF IRF-IRLR3636PBF Datasheet
388Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRLR3636PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFS3004TRL7PP IRF-IRFS3004TRL7PP Datasheet
493Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFU3607-701PBF IRF-IRFU3607-701PBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFS4620TRLPBF IRF-IRFS4620TRLPBF Datasheet
365Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4510GPBF IRF-IRFB4510GPBF Datasheet
230Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFP3006PBF IRF-IRFP3006PBF Datasheet
367Kb / 9P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFI4410ZPBF IRF-IRFI4410ZPBF Datasheet
321Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFR3607TRPBF IRF-IRFR3607TRPBF Datasheet
372Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4137PBF IRF-IRFB4137PBF_15 Datasheet
398Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRLB4030PBF IRF-IRLB4030PBF_15 Datasheet
286Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB3077PBF IRF-IRFB3077PBF Datasheet
316Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
IRFB4615PBF IRF-IRFB4615PBF_15 Datasheet
299Kb / 8P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com