Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KIA431AS Fiches technique(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA431AS Fiches technique(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
2 / 8 page 2015. 5. 13 2/8 KIA431 Series Revision No : 19 Cathode (K) Anode (A) Reference (R) 2.5Vref + - Reference (R) Anode (A) Cathode (K) BLOCK DIAGRAM ORDERING INFORMATION Vref Tolerance code Package Code Pb-Free / Halogen-Free Blank ±2.2% Blank TO-92 P Pb-Free Z ±1.5% F SOT-89 H Halogen-Free A ±1.0% S TSM B ±0.5% T TSV M SOT-23 KIA431 Pb-Free / Halogen-Free Packing Specification Package code Vref Tolerance code Packing Specification TO-92 AT : Taping of AMMO PACK type SOT-89 RTF : RTF type TSM / SOT-23 RTK : RTK type TSV RTK : RTK type |
Numéro de pièce similaire - KIA431AS |
|
Description similaire - KIA431AS |