Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KIA79S23P Fiches technique(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA79S23P Fiches technique(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics) |
4 / 12 page 1997. 3. 21 4/12 KIA79S05P~KIA79S24P Revision No : 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA79S08P (Unless otherwise specified, VIN=-14V, IOUT=40mA, CIN=0.33 F, COUT=0.1 F, 0 Tj 125 ) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VOUT 1 Tj=25 -8.3 -8.0 -7.7 V Input Regulation Reg line 1 Tj=25 -23V VIN -10.5V - 20 175 mV -23V VIN -11V - 12 125 Load Regulation Reg load 1 Tj=25 1.0mA IOUT 100mA - 15 80 mV 1.0mA IOUT 40mA - 7.0 40 Output Voltage VOUT 1 -23V VIN -10.5V 1.0mA IOUT 40mA -8.4 - -7.6 V VIN=-14V, 1.0mA IOUT 70mA -8.4 - -7.6 Quiescent Current IB 1 Tj=25 - 3.1 6.5 mA Tj=125 - - 6.0 Quiescent Current Change IBI 1 -23V VIN -11V - - 1.5 mA IBO 1.0mA IOUT 40mA - - 0.1 Output Noise Voltage VNO 3 Ta=25 , 10Hz f 100kHz - 60 - Vrms Long Term Stability VOUT/ t 1 - 20 - mV/ 1.0kHrs Ripple Rejection Ratio RR 2 -23V VIN -12V, Tj=25 , f=120Hz 37 45 - dB Dropout Voltage VIN- VOUT 1 Tj=25 , IOUT=40mA - 1.7 - V Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO 1 IOUT=5mA - -0.8 - mV/ |
Numéro de pièce similaire - KIA79S23P |
|
Description similaire - KIA79S23P |