Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFH5302PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRFH5302PBF
Description  Synchronous MOSFET for buck converters
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFH5302PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFH5302PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFH5302PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
www.irf.com © 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
March 19, 2015
IRFH5302PbF
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case (Bottom)
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case (Bottom) Temperature
Fig 7. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig 10. Threshold Voltage Vs. Temperature
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250μA
ID = 100μA
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100μsec
25
50
75
100
125
150
TC, Case Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
LIMITED BY PACKAGE
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V


Numéro de pièce similaire - IRFH5302PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFH5302PBF IRF-IRFH5302PBF Datasheet
215Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5302PBF IRF-IRFH5302PBF Datasheet
331Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
logo
Infineon Technologies A...
IRFH5302PBF INFINEON-IRFH5302PBF Datasheet
784Kb / 10P
   OR-ing MOSFET for 12V (typical) Bus in-Rush Current
Rev. 2.3, 2021-03-03
More results

Description similaire - IRFH5302PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFHM830DPBF IRF-IRFHM830DPBF Datasheet
211Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for Buck Converters
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF_15 Datasheet
242Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Buck Converters
IRFH4209DPBF IRF-IRFH4209DPBF_15 Datasheet
491Kb / 9P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH4210PBF IRF-IRFH4210PBF_15 Datasheet
500Kb / 9P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH4210DPBF IRF-IRFH4210DPBF Datasheet
256Kb / 8P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH4213DPBF IRF-IRFH4213DPBF Datasheet
734Kb / 8P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters
IRFH8318TRPBF IRF-IRFH8318TRPBF Datasheet
256Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
IRFH5250DTR2PBF IRF-IRFH5250DTR2PBF Datasheet
214Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
IRFH5302DTR2PBF IRF-IRFH5302DTR2PBF Datasheet
225Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
IRFH5250DPBF IRF-IRFH5250DPBF Datasheet
214Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com