Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC320AD80 Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments

No de pièce TLC320AD80
Description  Audio Processor Subsystem
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC320AD80 Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TLC320AD80 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC320AD80 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 37 page
background image
iv
Contents (Continued)
Section
Title
Page
3.3
Electrical Characteristics
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Analog Audio Channel Performance, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Volume Control and Output Drivers Performance, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Monaural Decoder Performance, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%, fs = 32 kHz
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Wideband Multiplexer Performance, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 PCM Audio Channel Performance, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%, fs = 48 kHz
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6 DAC Interpolation Filter, TA = 25°C,
AVDD = DVDD = 5 V + 5%, fs = 48 kHz
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Timing Requirements, TA = 25°C, AVDD = DVDD = 5 V + 5%, fs = 48 kHz
3–5
. . . . .
3.4.1 Serial PCM Data Port
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Serial Control Interface, TA = 25°C, AVDD = DVDD = 5 V + 5%,
3–5
. . . . . . . .
4
Application Information
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Schematic
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix A: Register Set
A–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix B: Mechanical Data
B–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Numéro de pièce similaire - TLC320AD80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC320AD80C TI-TLC320AD80C Datasheet
219Kb / 36P
[Old version datasheet]   Audio Processor Subsystem
TLC320AD80CPM TI-TLC320AD80CPM Datasheet
219Kb / 36P
[Old version datasheet]   Audio Processor Subsystem
More results

Description similaire - TLC320AD80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC320AD80C TI-TLC320AD80C Datasheet
219Kb / 36P
[Old version datasheet]   Audio Processor Subsystem
logo
Cirrus Logic
WM8321 CIRRUS-WM8321 Datasheet
1Mb / 253P
   Processor Power Management Subsystem
WM8326 CIRRUS-WM8326 Datasheet
1Mb / 255P
   Processor Power Management Subsystem
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8321 WOLFSON-WM8321 Datasheet
1Mb / 253P
   Processor Power Management Subsystem
WM8325 WOLFSON-WM8325 Datasheet
1Mb / 254P
   Processor Power Management Subsystem
logo
Cirrus Logic
WM8310 CIRRUS-WM8310 Datasheet
1Mb / 291P
   Processor Power Management Subsystem
WM8325 CIRRUS-WM8325 Datasheet
1Mb / 254P
   Processor Power Management Subsystem
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8326 WOLFSON-WM8326 Datasheet
1Mb / 255P
   Processor Power Management Subsystem
WM8311 WOLFSON-WM8311 Datasheet
1Mb / 302P
   Processor Power Management Subsystem
WM8310 WOLFSON-WM8310 Datasheet
1Mb / 291P
   Processor Power Management Subsystem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com