Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB61N15DPBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB61N15DPBF
Description  High frequency DC-DC converters
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB61N15DPBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB61N15DPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRFB61N15DPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.1
1
10
100
1000
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
100000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
0
20
40
60
80
100
120
140
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
37A
V
= 30V
DS
V
= 75V
DS
V
= 120V
DS
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec


Numéro de pièce similaire - IRFB61N15DPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB61N15DPBF IRF-IRFB61N15DPBF Datasheet
166Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRFB61N15DPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFU3518-701PBF IRF-IRFU3518-701PBF Datasheet
234Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3518 KERSEMI-IRFR3518 Datasheet
4Mb / 10P
   High frequency DC-DC converters
logo
International Rectifier
IRFS33N15DTRLP IRF-IRFS33N15DTRLP Datasheet
150Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF_15 Datasheet
689Kb / 11P
   HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRF7452PBF IRF-IRF7452PBF_15 Datasheet
284Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRF7490PBF IRF-IRF7490PBF_15 Datasheet
155Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF_15 Datasheet
229Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRFP4710PBF IRF-IRFP4710PBF_15 Datasheet
183Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRFR15N20DPBF IRF-IRFR15N20DPBF_15 Datasheet
231Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRFR24N15DPBF IRF-IRFR24N15DPBF_15 Datasheet
282Kb / 10P
   High frequency DC-DC converters
IRFR3410PBF IRF-IRFR3410PBF_15 Datasheet
237Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com