Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB31N20DPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB31N20DPBF
Description  High Frequency DC-DC converters
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB31N20DPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB31N20DPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
www.irf.com
5
IRFB/S/SL31N20DPbF
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
T , Case Temperature ( C)
°
C


Numéro de pièce similaire - IRFB31N20DPBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB31N20DPBF IRF-IRFB31N20DPBF Datasheet
295Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on)max = 0.082廓 , ID = 31A )
IRFB31N20DPBF IRF-IRFB31N20DPBF Datasheet
296Kb / 12P
   High Frequency DC-DC converters
More results

Description similaire - IRFB31N20DPBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFU3518-701PBF IRF-IRFU3518-701PBF Datasheet
234Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3518 KERSEMI-IRFR3518 Datasheet
4Mb / 10P
   High frequency DC-DC converters
logo
International Rectifier
IRFS33N15DTRLP IRF-IRFS33N15DTRLP Datasheet
150Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF_15 Datasheet
689Kb / 11P
   HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRF7452PBF IRF-IRF7452PBF_15 Datasheet
284Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRF7490PBF IRF-IRF7490PBF_15 Datasheet
155Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF_15 Datasheet
229Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRFP4710PBF IRF-IRFP4710PBF_15 Datasheet
183Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRFR15N20DPBF IRF-IRFR15N20DPBF_15 Datasheet
231Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRFR24N15DPBF IRF-IRFR24N15DPBF_15 Datasheet
282Kb / 10P
   High frequency DC-DC converters
IRFR3410PBF IRF-IRFR3410PBF_15 Datasheet
237Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com