Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8915PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8915PBF
Description  Ultra-Low Gate Impedance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8915PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8915PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF8915PbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
123
4
567
QG Total Gate Charge (nC)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
VDS= 16V
VDS= 10V
ID= 7.1A
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.10
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
0
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse


Numéro de pièce similaire - IRF8915PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_08 Datasheet
291Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF8915PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF_15 Datasheet
270Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7805ZPBF IRF-IRF7805ZPBF_15 Datasheet
275Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com