Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7807VD1PBF-1 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7807VD1PBF-1
Description  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7807VD1PBF-1 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7807VD1PBF-1 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF7807VD1PbF-1
6
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
May 19, 2014
Figure 9. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
0
2
4
6
8
10
12
0
1
2
3
4
5
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I =
D
7.0A
V
= 16V
DS
Fig 10. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage


Numéro de pièce similaire - IRF7807VD1PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7807VD1PBF IRF-IRF7807VD1PBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7807VD1PBF IRF-IRF7807VD1PBF Datasheet
1Mb / 9P
   LOW CONDUCTION LOSSES
IRF7807VD1PBF IRF-IRF7807VD1PBF_15 Datasheet
1Mb / 9P
   LOW CONDUCTION LOSSES
More results

Description similaire - IRF7807VD1PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com