Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMG6968UQ-7 Fiches technique(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

No de pièce DMG6968UQ-7
Description  N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMG6968UQ-7 Fiches technique(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMG6968UQ-7 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
DMG6968U
Document number: DS31738 Rev. 6 - 2
4 of 6
www.diodes.com
October 2013
© Diodes Incorporated
DMG6968U
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Fig. 7 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
A
I = 1mA
D
I = 250µA
D
0
4
8
12
16
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
T = 25°C
A
Fig. 8 Diode Forward Voltage vs. Current
V , SOURCE-DRAIN VOLTAGE (V)
SD
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
04
8
12
16
20
Fig. 9 Typical Total Capacitance
V , DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
Ciss
Crss
Coss
Fig. 10 Typical Leakage Current vs. Drain-Source Voltage
1
10
100
1,000
10,000
100,000
0
2
4
6
8
10
121416
18 20
V , DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
0.000001 0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1,000
Fig. 11 Transient Thermal Response
t , PULSE DURATION TIME (s)
1
0.001
0.01
0.1
1
T - T = P * R
(t)
Duty Cycle, D = t /t
JA
JA
12
R
(t) = r(t) *
JA
R
R
= 162°C/W
JA
JA
P(pk)
t1
t2
D = 0.7
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
D = Single Pulse
D = 0.9
D = 0.5


Numéro de pièce similaire - DMG6968UQ-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMG6968UQ-7 DIODES-DMG6968UQ-7 Datasheet
502Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMG6968UQ-7 DIODES-DMG6968UQ-7 Datasheet
831Kb / 7P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev. 2 - 3
More results

Description similaire - DMG6968UQ-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com