Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7413PBF-1 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7413PBF-1
Description  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7413PBF-1 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7413PBF-1_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF7413PbF-1
3
www.irf.com © 2013 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
November 19, 2013
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
0.1
1
10
20μs PULSE WIDTH
T = 25°C
A
J
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
3.0V
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.5V
4.5V
4.0V
3.5V
BOTTOM 3.0V
1
10
100
0.1
1
10
A
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
20μs PULSE WIDTH
T = 150°C
J
3.0V
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
5.5V
4.5V
4.0V
3.5V
BOTTOM 3.0V
1
10
100
3.0
3.5
4.0
4.5
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
A
V
= 10V
20μs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
V
= 10V
GS
A
I = 7.3A
D


Numéro de pièce similaire - IRF7413PBF-1_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF IRF-IRF7413PBF Datasheet
211Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7413PBF IRF-IRF7413PBF Datasheet
263Kb / 9P
   ULTAR LOW ON RESISTANCE
IRF7413PBF IRF-IRF7413PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   ULTAR LOW ON RESISTANCE
More results

Description similaire - IRF7413PBF-1_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com