Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7410PBF-1 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7410PBF-1
Description  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7410PBF-1 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7410PBF-1_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF7410TRPbF-1
6
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
October 16, 2014
Fig 13. Typical On-Resistance Vs.
Drain Current
Fig 12. Typical On-Resistance Vs.
Gate Voltage
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
-VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
ID = -16A
Fig 14b. Gate Charge Test Circuit
Fig 14a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
μF
50K
Ω
.2
μF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
-ID , Drain Current ( A )
0
0.005
0.01
0.015
0.02
VGS = -2.5V
VGS = -1.8V
VGS = -4.5V


Numéro de pièce similaire - IRF7410PBF-1_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7410PBF IRF-IRF7410PBF Datasheet
153Kb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7410PBF IRF-IRF7410PBF Datasheet
216Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7410PBF IRF-IRF7410PBF_15 Datasheet
216Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRF7410PBF-1_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com