Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7406PBF-1 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7406PBF-1
Description  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7406PBF-1 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7406PBF-1 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF7406TRPbF-1
4
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
October 16, 2014
1
10
100
0.1
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
100us
1ms
10ms
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
ForwardVoltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-SourceVoltage
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-SourceVoltage
0
500
1000
1500
2000
2500
1
10
100
A
DS
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Crss
Coss
0
4
8
12
16
20
020
40
60
G
A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 12
Q , Total Gate Charge (nC)
I = -2.8A
V
= -24V
D
DS
0.1
1
10
100
0.3
0.6
0.9
1.2
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
SD
A
-V
, Source-to-Drain Voltage (V)


Numéro de pièce similaire - IRF7406PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF Datasheet
235Kb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF Datasheet
215Kb / 8P
   Generation V Technology
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF Datasheet
240Kb / 9P
   ULTAR LOW ON RESISTANCE
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF_15 Datasheet
240Kb / 9P
   ULTAR LOW ON RESISTANCE
More results

Description similaire - IRF7406PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com