Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7406PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7406PBF
Description  ULTAR LOW ON RESISTANCE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7406PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7406PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7406PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRF7406PbF
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
AmbientTemperature
Fig 10b. Switching Time Waveforms
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
-10V
0.1
1
10
100
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
T , Case Temperature ( C)
°
C


Numéro de pièce similaire - IRF7406PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF Datasheet
235Kb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7406PBF IRF-IRF7406PBF Datasheet
215Kb / 8P
   Generation V Technology
IRF7406PBF-1 IRF-IRF7406PBF-1 Datasheet
237Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7406PBF-1 IRF-IRF7406PBF-1_15 Datasheet
237Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF7406PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF IRF-IRF7413PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   ULTAR LOW ON RESISTANCE
logo
Advanced Power Electron...
AP2623GY-HF A-POWER-AP2623GY-HF_14 Datasheet
103Kb / 4P
   Low On-resistance
AP9926GEO-HF A-POWER-AP9926GEO-HF_14 Datasheet
65Kb / 4P
   Low On-resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF1405 ETC2-AUIRF1405 Datasheet
217Kb / 12P
   Low on-resistance
AUIRFL024N ETC2-AUIRFL024N Datasheet
213Kb / 11P
   Low On-Resistance
AUIRF7478Q ETC2-AUIRF7478Q Datasheet
217Kb / 11P
   Low On-Resistance
logo
Advanced Power Electron...
AP83T03AGH-HF A-POWER-AP83T03AGH-HF_14 Datasheet
57Kb / 4P
   Low On-resistance
logo
Diodes Incorporated
DMN1260UFA DIODES-DMN1260UFA Datasheet
372Kb / 6P
   Low On-Resistance
DMN2028UFDH DIODES-DMN2028UFDH Datasheet
281Kb / 6P
   Low On-Resistance
DMN3065LW DIODES-DMN3065LW Datasheet
224Kb / 5P
   Low On-Resistance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com