Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7342D2PBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7342D2PBF
Description  Ideal For Buck Regulator Applications
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7342D2PBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF7342D2PBF_15 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IRF7342D2PbF
www.irf.com
7
Fig 15. Typical Vgs(th) Vs.
Junction Temperature
Power Mosfet Characteristics
Fig 16. Typical Power Vs. Time
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
ID = -250µA
0.001
0.010
0.100
1.000
10.000
100.000
Time (sec)
0
20
40
60
80
100


Numéro de pièce similaire - IRF7342D2PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
More results

Description similaire - IRF7342D2PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5803D2PBF IRF-IRF5803D2PBF_15 Datasheet
148Kb / 11P
   Ideal For Buck Regulator Applications
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF_15 Datasheet
214Kb / 8P
   Ideal For Buck Regulator Applications
logo
Marl International Limi...
669-503-0410 MARL-669-503-0410_15 Datasheet
321Kb / 4P
   Ideal for marine applications
507-501-2112 MARL-507-501-2112_15 Datasheet
434Kb / 5P
   Ideal for high vibration applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-60-4TERM OHMITE-RES-60-4TERM Datasheet
341Kb / 1P
   Ideal for current sensing applications
logo
Sangdest Microelectroni...
DSR1A SMC-DSR1A Datasheet
162Kb / 5P
   Ideal for surface mouted applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-10 OHMITE-RES-10 Datasheet
427Kb / 2P
   Ideal for current sensing applications
logo
Marl International Limi...
240-061-64 MARL-240-061-64_13 Datasheet
202Kb / 4P
   Ideal for high vibration applications
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-P106 AVAGO-HLMP-P106 Datasheet
227Kb / 7P
   Ideal for space limited applications
logo
Littelfuse
NGD8201B LITTELFUSE-NGD8201B Datasheet
1Mb / 6P
   Ideal for Coil?뭥n?뭁lug Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com