Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7314PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7314PBF
Description  GENERATION V TECHNOLOGY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7314PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7314PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7314PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF7314PbF
Fig 8. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 6. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 7. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
Fig 5. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
-1.3A
-2.3A
-2.9A
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
A
I = -2.9A
V
= -4.5V
D
GS
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
4
8
121620
A
-I , Drain Current (A)
D
V
= -4.5V
GS
V
= -2.7V
GS
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
A
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= -5.3A
D


Numéro de pièce similaire - IRF7314PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7314PBF IRF-IRF7314PBF Datasheet
201Kb / 7P
   Generation V Technology, Ultra Low On-Resistance
IRF7314PBF IRF-IRF7314PBF Datasheet
201Kb / 7P
   Generation V Technology
More results

Description similaire - IRF7314PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7389TRPBF IRF-IRF7389TRPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com