Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6613PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6613PBF
Description  Ideal for CPU Core DC-DC Converters
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6613PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6613PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRF6613PbF
www.irf.com
5
Fig 13c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
Fig 13b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 12. On-Resistance Vs. Gate Voltage
Fig 15. Gate Charge Test Circuit
Fig 16. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
200
400
600
800
1000
I D
TOP
6.7A
8.1A
BOTTOM
18A
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
TJ = 25°C
TJ = 125°C
ID = 23A
1K
VCC
DUT
0
L


Numéro de pièce similaire - IRF6613PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6613PBF IRF-IRF6613PBF Datasheet
241Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
More results

Description similaire - IRF6613PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6623TR1PBF IRF-IRF6623TR1PBF Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6617PBF IRF-IRF6617PBF_15 Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF_15 Datasheet
296Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6621PBF IRF-IRF6621PBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6636PBF IRF-IRF6636PBF_15 Datasheet
288Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6638PBF IRF-IRF6638PBF_15 Datasheet
285Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6609PBF IRF-IRF6609PBF_15 Datasheet
271Kb / 11P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6618PBF IRF-IRF6618PBF_15 Datasheet
250Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6622PBF IRF-IRF6622PBF_15 Datasheet
251Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6610PBF IRF-IRF6610PBF Datasheet
247Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6611PBF IRF-IRF6611PBF_15 Datasheet
267Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com