Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6611PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6611PBF
Description  Ideal for CPU Core DC-DC Converters
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6611PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6611PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF6611PbF
www.irf.com
5
Fig 13. Threshold Voltage vs. Temperature
Fig 12. Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig 10. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig11. Maximum Safe Operating Area
Fig 14. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0
1
10
100
1000
TJ = 150°C
TJ = 25°C
TJ = 40°C
VGS = 0V
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
ID =50µA
25
50
75
100
125
150
TC , Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Limited by package
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ID
TOP
11A
13A
BOTTOM 22A
0
0
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
Ta = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
10msec
1msec
100µsec


Numéro de pièce similaire - IRF6611PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6611PBF IRF-IRF6611PBF Datasheet
266Kb / 10P
   DirectFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF6611PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6623TR1PBF IRF-IRF6623TR1PBF Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6617PBF IRF-IRF6617PBF_15 Datasheet
244Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF_15 Datasheet
296Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6621PBF IRF-IRF6621PBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6636PBF IRF-IRF6636PBF_15 Datasheet
288Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6638PBF IRF-IRF6638PBF_15 Datasheet
285Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6609PBF IRF-IRF6609PBF_15 Datasheet
271Kb / 11P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6618PBF IRF-IRF6618PBF_15 Datasheet
250Kb / 9P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6622PBF IRF-IRF6622PBF_15 Datasheet
251Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6610PBF IRF-IRF6610PBF Datasheet
247Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com