Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


M32000D3FP Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Numéro de pièce M32000D3FP
Description  SINGLE-CHIP 32-BIT CMOS MICROCOMPUTER  
Télécharger  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Site Internet  http://www.mitsubishichips.com
Logo 

 
 2 page
background image
SINGLE-CHIP 32-BIT CMOS MICROCOMPUTER
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
M32000D3FP
2
PIN CONFIGURATION (TOP VIEW)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
M32000D3FP
100-pin QFP/0.65 mm pitch
VSS
D7
D6
D5
D4
VCC
VCC
VSS
VSS
VCC
HREQ
*1
SBI
INT
HACK
D3
D2
D1
D0
VSS
VSS
D15
D14
D13
D12
VCC
BURST
ST
VCC
VSS
VCC
VSS
VCC
WKUP
VCC
D11
D10
D9
D8
VSS
Note: Connect *1 pins to VCC.
Connect *2 pins to VSS.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
M38747MCTSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER   1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
M32000D4BFP-80SINGLE-CHIP 32-BIT CMOS MICROCOMPUTER    1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
M38867M8ASINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER   1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
M32171F4VFPSINGLE-CHIP 32-BIT CMOS MICROCOMPUTER     1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
32170SINGLE-CHIP 32-BIT CMOS MICROCOMPUTER 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
ML671000OKI’s CMOS 32-Bit Single-Chip Microcontroller with Built-in USB Device Controller 1 2 3 4 5 MoreOKI electronic componets
IDT74ALVCH323733.3V CMOS 32-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD 1 2 3 4 5 MoreIntegrated Device Technology
M37902FGCGPSINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
OV6620SINGLE-CHIP CMOS CIF COLOR DIGITAL CAMERA 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers
M30623M4ASINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl