Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KMB7D0NP30QA Fiches technique(PDF) 8 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KMB7D0NP30QA
Description  N and P-Ch Trench MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB7D0NP30QA Fiches technique(HTML) 8 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D0NP30QA_15 Datasheet HTML 9Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
2011. 3. 18
8/9
KMB7D0NP30QA
Revision No : 3
Fig. 1 Gate Charge
VGS
10 V
Qg
Qgd
Qgs
Q
VDS
VGS
tr
td(on)
10%
90%
ton
tf
td(off)
toff
ID
ID
Fig. 2 Resistive Load Switching
VGS
VDS
VDS
VGS
1.0 mA
Schottky
Diode
10 V
3
RL
0.5
VDSS
0.5
VDSS
N-Channel


Numéro de pièce similaire - KMB7D0NP30QA_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_11 Datasheet
1Mb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
More results

Description similaire - KMB7D0NP30QA_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KMA7D0NP30Q KEC-KMA7D0NP30Q Datasheet
92Kb / 8P
   N and P-CH Trench MOSFET
KMB6D0NP40QA KEC-KMB6D0NP40QA Datasheet
867Kb / 8P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA_15 Datasheet
1Mb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_11 Datasheet
1Mb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA Datasheet
64Kb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA Datasheet
497Kb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB3D5PS30QA KEC-KMB3D5PS30QA Datasheet
469Kb / 5P
   SBD and P-Ch Trench MOSFET
KMD7D5P40QA KEC-KMD7D5P40QA_15 Datasheet
796Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA2D4P20SA KEC-KMA2D4P20SA_15 Datasheet
595Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMB010P30QA KEC-KMB010P30QA_15 Datasheet
741Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com