Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMG7401SFG-7 Fiches technique(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

No de pièce DMG7401SFG-7
Description  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMG7401SFG-7 Fiches technique(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMG7401SFG-7 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
POWERDI is a registered trademark of Diodes Incorporated
DMG7401SFG
Document number: DS35623 Rev. 11 - 2
5 of 6
www.diodes.com
April 2014
© Diodes Incorporated
DMG7401SFG
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1,000
t1, PULSE DURATION TIMES (sec)
Fig. 13 Transient Thermal Resistance
0.001
0.01
0.1
1
R
(t) = r(t) * R
R
= 135°C/W
Duty Cycle, D = t1/ t2
θθ
θ
JA
JA
JA
D = 0.7
D = 0.9
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
Single Pulse
POWERDI3333-8
Dim
Min
Max
Typ
D
3.25
3.35
3.30
E
3.25
3.35
3.30
D2
2.22
2.32
2.27
E2
1.56
1.66
1.61
A
0.75
0.85
0.80
A1
0
0.05
0.02
A3
0.203
b
0.27
0.37
0.32
b2
0.20
L
0.35
0.45
0.40
L1
0.39
e
0.65
Z
0.515
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
C
0.650
G
0.230
G1
0.420
Y
3.700
Y1
2.250
Y2
1.850
Y3
0.700
X
2.370
X2
0.420
A
A1
A3
D
D2
E
E2
b2
(4x)
L
(4x)
L1
(3x)
b (8x)
e
Z (4x)
Pin 1 ID
14
85
X
Y
Y1
Y3
Y2
X2
C
14
85
G
G1


Numéro de pièce similaire - DMG7401SFG-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMG7401SFG-7 DIODES-DMG7401SFG-7 Datasheet
269Kb / 6P
   Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
DMG7401SFG-7 DIODES-DMG7401SFG-7 Datasheet
474Kb / 7P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results

Description similaire - DMG7401SFG-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMP3010LPSQ DIODES-DMP3010LPSQ_15 Datasheet
403Kb / 7P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP4015SPS DIODES-DMP4015SPS_15 Datasheet
379Kb / 6P
   40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP3017SFG DIODES-DMP3017SFG_15 Datasheet
253Kb / 7P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP3036SFG DIODES-DMP3036SFG_15 Datasheet
454Kb / 6P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP4013LFG DIODES-DMP4013LFG_15 Datasheet
281Kb / 7P
   40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP26M7UFG DIODES-DMP26M7UFG_15 Datasheet
437Kb / 6P
   20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP2006UFG DIODES-DMP2006UFG_15 Datasheet
434Kb / 6P
   20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP3008SFG DIODES-DMP3008SFG_15 Datasheet
201Kb / 7P
   30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP2007UFG DIODES-DMP2007UFG_15 Datasheet
288Kb / 7P
   20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
DMP2002UPS DIODES-DMP2002UPS_15 Datasheet
648Kb / 7P
   20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI짰
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com