Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMG6402LVT-7 Fiches technique(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

No de pièce DMG6402LVT-7
Description  30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMG6402LVT-7 Fiches technique(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMG6402LVT-7 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
DMG6402LVT
Document number: DS35831 Rev. 3 - 2
4 of 6
www.diodes.com
May 2013
© Diodes Incorporated
DMG6402LVT
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
Fig. 7 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
A
I = 1mA
D
I = 250µA
D
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
V , SOURCE-DRAIN VOLTAGE (V)
SD
Fig. 8 Diode Forward Voltage vs. Current
T = 25°C
A
0
5
10
15
20
25
30
Fig. 9 Typical Capacitance
V , DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
10
100
1,000
f = 1MHz
Ciss
Coss
Crss
02
4
6
8
10
Fig. 10 Gate-Charge Characteristics
Q , TOTAL GATE CHARGE (nC)
g
0
2
4
6
10
8
V
= 15V
I = 5.8A
DS
D
0.001
0.01
0.1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1,000
t1, PULSE DURATION TIMES (sec)
Fig. 11 Transient Thermal Resistance
D = 0.9
D = 0.7
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
Single Pulse
1
R
(t) = r(t) * R
JA
R= 54°C/W
Duty Cycle, D = t1/ t2
JA
JA


Numéro de pièce similaire - DMG6402LVT-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMG6402LVT-7 DIODES-DMG6402LVT-7 Datasheet
220Kb / 6P
   Low Input Capacitance
More results

Description similaire - DMG6402LVT-7

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN3A01F ZETEX-ZXMN3A01F Datasheet
1Mb / 7P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN3A14F ZETEX-ZXMN3A14F Datasheet
209Kb / 7P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN3A01E6 ZETEX-ZXMN3A01E6 Datasheet
1Mb / 7P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SE4812LT1 WILLAS-SE4812LT1 Datasheet
428Kb / 4P
   30V N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXM64N03X DIODES-ZXM64N03X Datasheet
337Kb / 7P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LN2306LT1G LRC-LN2306LT1G_15 Datasheet
825Kb / 4P
   30V N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTNK8S3 CYSTEKEC-MTNK8S3 Datasheet
488Kb / 9P
   30V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJS50N03 PANJIT-PJS50N03 Datasheet
227Kb / 6P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN3K01N3 CYSTEKEC-MTN3K01N3 Datasheet
319Kb / 8P
   30V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJ4812 PANJIT-PJ4812_09 Datasheet
379Kb / 5P
   30V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com