Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMG2305UX Fiches technique(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

No de pièce DMG2305UX
Description  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMG2305UX Fiches technique(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  DMG2305UX_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMG2305UX_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMG2305UX_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMG2305UX_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMG2305UX_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DMG2305UX
Document number: DS36196 Rev. 4 - 2
4 of 5
www.diodes.com
April 2015
© Diodes Incorporated
DMG2305UX
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 7 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature
A
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
-I = 1mA
D
-I = 250µA
D
-V
, SOURCE-DRAIN VOLTAGE (V)
Figure 8 Diode Forward Voltage vs. Current
SD
T = 25 C
A
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
SOT23
Dim
Min
Max
Typ
A
0.37
0.51
0.40
B
1.20
1.40
1.30
C
2.30
2.50
2.40
D
0.89
1.03
0.915
F
0.45
0.60
0.535
G
1.78
2.05
1.83
H
2.80
3.00
2.90
J
0.013
0.10
0.05
K
0.903
1.10
1.00
K1
-
-
0.400
L
0.45
0.61
0.55
M
0.085
0.18
0.11

-
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
Z
2.9
X
0.8
Y
0.9
C
2.0
E
1.35
A
M
J
L
D
F
B C
H
K
G
K1
X
E
Y
C
Z


Numéro de pièce similaire - DMG2305UX_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMG2305UX-13 DIODES-DMG2305UX-13 Datasheet
442Kb / 6P
   Low On-Resistance
More results

Description similaire - DMG2305UX_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com