Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS9011ACXRFG Fiches technique(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
TS9011ACXRFG Fiches technique(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
5 / 7 page TS9011 Taiwan Semiconductor Document Number: DS_P0000182 5 Version: G15 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS (Unit: Millimeters) SOT-23 SUGGESTED PAD LAYOUT (Unit: Millimeters) MARKING DIAGRAM E = Product Code Y = Year Code M = Month Code for Halogen Free Product O =Jan P =Feb Q =Mar R =Apr ` S =May T =Jun U =Jul V =Aug W =Sep X =Oct Y =Nov Z =Dec L = Lot Code (1~9, A~Z) X = Fixed Output Voltage Code A=1.5V, D=1.8V, K=2.5V, P=3.0V, S=3.3V, 5=5.0V. |
Numéro de pièce similaire - TS9011ACXRFG |
|
Description similaire - TS9011ACXRFG |