Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KIA378R05PI Fiches technique(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA378R05PI Fiches technique(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
3 / 7 page 2001. 6. 28 3/7 KIA378R05PI~KIA378R15PI Revision No : 1 12 3 4 A A A V 0.33 µF I I R I q c L o Vo c V VIN 47 µF Fig. 1 Standard Test Circuit KIA378RXXPI Specific IC 4 1 3 2 ON/OFF signal Co Vo High or Open:Output ON Low :Output OFF CMOS or TTL IN V Fig. 2 Application Circuit for Standard 12 3 V 0.33 µF RL e o VIN 47 µF Fig. 1-2 Ripple Rejection Test Circuit ei f=120Hz(sine wave) ei=0.5Vrms RR=20log(ei/eo) KIA378RXXPI 4 |
Numéro de pièce similaire - KIA378R05PI |
|
Description similaire - KIA378R05PI |