Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPD17P068 Fiches technique(PDF) 6 Page - NEC |
|
UPD17P068 Fiches technique(HTML) 6 Page - NEC |
6 / 36 page 6 µPD17P068 (2) PROM programming mode Caution Contents in parentheses indicate how to handle unused pins in PROM programming mode. L: Connect to GND via a resistor (470 Ω) separately. OPEN: Leave unconnected. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 MD 2 MD 3 D0 D1 (OPEN) D2 D3 (OPEN) (OPEN) (L) (OPEN) D7 D6 (OPEN) D5 D4 (OPEN) (L) (OPEN) GND0 (OPEN) (L) |
Numéro de pièce similaire - UPD17P068 |
|
Description similaire - UPD17P068 |