Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4435DY Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce SI4435DY
Description  Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.020ohm
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

SI4435DY Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  SI4435DY Datasheet HTML 1Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 2Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 3Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 4Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 5Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 6Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 7Page - International Rectifier SI4435DY Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Si4435DY
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
10
20
30
40
50
60
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I =
D
-4.6A
V
= -15V
DS
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
100us
1ms
10ms
1
10
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss


Numéro de pièce similaire - SI4435DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
SI4435DY FAIRCHILD-SI4435DY Datasheet
93Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI4435DY KEXIN-SI4435DY Datasheet
490Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
SI4435DY-HF KEXIN-SI4435DY-HF Datasheet
523Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4435DY-T1-E3 VBSEMI-SI4435DY-T1-E3 Datasheet
1,001Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
SI4435DYPBF IRF-SI4435DYPBF Datasheet
107Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - SI4435DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7663 IRF-IRF7663 Datasheet
77Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.020ohm)
IRFP044N IRF-IRFP044N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.020ohm, Id=53A)
IRFIZ46N IRF-IRFIZ46N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.020ohm, Id=33A)
IRF7416 IRF-IRF7416 Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.02ohm)
IRF7503 IRF-IRF7503 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.135ohm)
IRF7603 IRF-IRF7603 Datasheet
113Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.035ohm)
IRF7413A IRF-IRF7413A Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.0135ohm)
IRF5800 IRF-IRF5800 Datasheet
98Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.085ohm)
IRF7606 IRF-IRF7606 Datasheet
102Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.09ohm)
IRF9410 IRF-IRF9410 Datasheet
114Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.030ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com