Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLZ14SL Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRLZ14SL
Description  Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.20ohm, Id=10A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ14SL Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ14SL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ14SL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRLZ14S/L
D2Pak Package Outline
D2Pak
Part Marking Information
10.16 (.400)
RE F .
6.47 (.255)
6.18 (.243)
2.61 (.103)
2.32 (.091)
8.89 (.350)
RE F.
- B -
1.32 (.052)
1.22 (.048)
2.79 (.110)
2.29 (.090)
1.39 (.055)
1.14 (.045)
5.28 (.208)
4.78 (.188)
4.69 (.185)
4.20 (.165)
10.54 ( .415)
10.29 ( .405)
- A -
2
1
3
15.49 (.610)
14.73 (.580)
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
5.08 ( .200)
3X
1.40 (.055)
1.14 (.045)
1.78 (.070)
1.27 (.050)
1.40 (.055)
MAX.
NO TE S:
1 DIM ENS IO NS AF T ER S OLDE R DIP .
2 DIM ENS IO NING & TO LERA NCING PE R ANS I Y 14.5M, 1982.
3 CO NT RO LLING DIME NSIO N : INCH.
4 HE AT SINK & LEAD DIMEN SION S DO NO T INCLUDE BURRS.
0.55 (.022)
0.46 (.018)
0.25 (.010)
M
B A M
MINIMUM RECO MM ENDED F OO TP RINT
11.43 (.450)
8.89 (.350)
17.78 (.700)
3.81 (.150)
2.08 (.082)
2X
LE AD ASS IG NM ENT S
1 - G AT E
2 - DRA IN
3 - S OU RC E
2.54 (.100)
2X
PART NU MBER
IN TER NATION AL
REC TIFIER
L OGO
DATE CODE
(YYW W )
YY = YEAR
WW = WEE K
AS SEMBLY
LOT
CODE
F53 0S
9B
1M
9246
A


Numéro de pièce similaire - IRLZ14SL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IRLZ14S VISHAY-IRLZ14S Datasheet
294Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 21-Jul-08
IRLZ14S VISHAY-IRLZ14S Datasheet
317Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
IRLZ14S VISHAY-IRLZ14S Datasheet
396Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRLZ14SPBF VISHAY-IRLZ14SPBF Datasheet
294Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 21-Jul-08
IRLZ14SPBF VISHAY-IRLZ14SPBF Datasheet
317Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
More results

Description similaire - IRLZ14SL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFD014 IRF-IRFD014 Datasheet
171Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.20ohm, Id=1.7A)
IRFL014 IRF-IRFL014 Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.20ohm, Id=2.7A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRFP360LC IRF-IRFP360LC Datasheet
343Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=23A)
IRF9530N IRF-IRF9530N Datasheet
113Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRFL4310 IRF-IRFL4310 Datasheet
313Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=1.6A)
IRFP360 IRF-IRFP360 Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=23A)
IRF520NS IRF-IRF520NS Datasheet
185Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=9.7A)
IRFI520N IRF-IRFI520N Datasheet
133Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=7.6A)
IRFD9014 IRF-IRFD9014 Datasheet
177Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-1.1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com